Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

T520D477M006ATE025 Arkusz danych (PDF) - Kemet Corporation

T520D477M006ATE025 Datasheet PDF - Kemet Corporation
Numer części T520D477M006ATE025
Pobierz  T520D477M006ATE025 Pobierz

Rozmiar pliku   77.2 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEMET [Kemet Corporation]
Strona internetowa  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Szczegółowy opis Tantalum, Polymer Tantalum, T520, 470 uF, 20%, 6.3 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 25 mOhms, Height Max = 3.1mm

T520D477M006ATE025 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
T520D477M006ATE025 Datasheet PDF - Kemet Corporation

Numer części T520D477M006ATE025
Pobierz  T520D477M006ATE025 Click to download

Rozmiar pliku   77.2 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEMET [Kemet Corporation]
Strona internetowa  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Szczegółowy opis Tantalum, Polymer Tantalum, T520, 470 uF, 20%, 6.3 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 25 mOhms, Height Max = 3.1mm

T520D477M006ATE025 Arkusz danych (HTML) - Kemet Corporation

T520D477M006ATE025 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

T520D477M006ATE025 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Polymer Cathode Technology
• Low ESR
• High Frequency Cap Retention
• No-Ignition Failure Mode
• Use Up to 90% of Rated Voltage (10% Derating) for part types ≤ 10 Volts
• Halogen Free Epoxy
• 100% Accelerated Steady State Aging
• Volumetrically Efficient
• Use Up to 80% of Rated Voltage (20% Derating) for part types > 10 Volts
• Capacitance 15 to 1000μF (±20%)
• Voltage 2V to 25V
• EIA Standard Case Sizes
• 100% Surge Current Tested
• Operating Temperature -55ºC to +105ºC
• Self Healing Mechanism
• RoHS Compiant & Leadfree Terminations (see www.kemet.com for lead transition)




Podobny numer części - T520D477M006ATE025

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kemet Corporation
T520D477M006ATE015 KEMET-T520D477M006ATE015 Datasheet
741Kb / 7P
   CONDUCTIVE POLYMER CHIP CAPACITORS
T520D477M006ATE030 KEMET-T520D477M006ATE030 Datasheet
77Kb / 1P
   Tantalum, Polymer Tantalum, T520, 470 uF, 20%, 6.3 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 30 mOhms, Height Max = 3.1mm
More results


Podobny opis - T520D477M006ATE025

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kemet Corporation
T520D477M006ATE030 KEMET-T520D477M006ATE030 Datasheet
77Kb / 1P
   Tantalum, Polymer Tantalum, T520, 470 uF, 20%, 6.3 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 30 mOhms, Height Max = 3.1mm
T520D477M004ATE025 KEMET-T520D477M004ATE025 Datasheet
79Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 470 uF, 20%, 4 V, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 25 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm
T520D157M006ATE025 KEMET-T520D157M006ATE025 Datasheet
79Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 150 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 25 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm
T520Y477M006ATE025 KEMET-T520Y477M006ATE025 Datasheet
80Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 470 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 25 mOhms, 7343, Height Max = 4mm
T520D227M006ATE025 KEMET-T520D227M006ATE025 Datasheet
79Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 25 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm
T520D477M004ATE018 KEMET-T520D477M004ATE018 Datasheet
77Kb / 1P
   Tantalum, Polymer Tantalum, T520, 470 uF, 20%, 4 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 18 mOhms, Height Max = 3.1mm
T520D157M006ATE055 KEMET-T520D157M006ATE055 Datasheet
79Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 150 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 55 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm
T520D227M006ATE006 KEMET-T520D227M006ATE006 Datasheet
76Kb / 1P
   Tantalum, Polymer Tantalum, T520, 220 uF, 20%, 6.3 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 6 mOhms, Height Max = 3.1mm
T520D337M006ATE009 KEMET-T520D337M006ATE009 Datasheet
77Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 6.3 V, 7343, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 9 mOhms, Height Max = 3.1mm
T520D227M006ATE040 KEMET-T520D227M006ATE040 Datasheet
79Kb / 1P
   T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low ESR, Non-Combustible, 40 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com