Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1950D Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1950D Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA1950D
Pobierz  TA1950D Pobierz

Rozmiar pliku   967.17 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1109 (60MHz BW)

TA1950D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA1950D Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1950D
Pobierz  TA1950D Click to download

Rozmiar pliku   967.17 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1109 (60MHz BW)

TA1950D Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1950D Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1950D Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TA1950D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1950A TAI-SAW-TA1950A Datasheet
373Kb / 11P
   SAW Filter 1960 MHz Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
logo
Transko Electronics, In...
TA1950AM TRANSKO-TA1950AM Datasheet
428Kb / 4P
   WCDMA, RF-Tx SAW Filter
Revision 1: July 2011
TA1950CM1 TRANSKO-TA1950CM1 Datasheet
445Kb / 4P
   WCDMA, RF-Tx SAW Filter
Revision 0: March 2007
TA1950FM TRANSKO-TA1950FM Datasheet
387Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: October 2009
TA1950HM TRANSKO-TA1950HM Datasheet
483Kb / 4P
   WCDMA, RF-Tx SAW Filter
Revision 0: August 2012
More results


Podobny opis - TA1950D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1870A TAI-SAW-TA1870A Datasheet
609Kb / 10P
   SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1870AM TAI-SAW-TA1870AM Datasheet
542Kb / 9P
   SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1871A TAI-SAW-TA1871A Datasheet
655Kb / 10P
   SAW Tx Filter 1880MHz LTE Band 2 SMD 1109 (60MHz BW)
TA1870DA TAI-SAW-TA1870DA Datasheet
507Kb / 8P
   SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1817B TAI-SAW-TA1817B Datasheet
449Kb / 8P
   SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1411 (58.8MHz BW)
TF0105B TAI-SAW-TF0105B Datasheet
618Kb / 13P
   SAW DPX 1880/1960MHz LTE Band 2 SMD 2016(60MHz BW)
TF0103A TAI-SAW-TF0103A Datasheet
1Mb / 15P
   SAW DPX 1880/1960MHz LTE Band 2 SMD 2016(60MHz BW)
TA1811DN TAI-SAW-TA1811DN Datasheet
228Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
TA1743D TAI-SAW-TA1743D Datasheet
486Kb / 8P
   SAW Rx Filter 942.5MHz LTE Band 8 SMD 1109 (35MHz BW)
TA1811D TAI-SAW-TA1811D Datasheet
414Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com