Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10E150 Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

MC10E150 Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części MC10E150
Pobierz  MC10E150 Pobierz

Rozmiar pliku   103.16 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 6-BIT D LATCH

MC10E150 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10E150 Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części MC10E150
Pobierz  MC10E150 Click to download

Rozmiar pliku   103.16 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 6-BIT D LATCH

MC10E150 Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor

MC10E150 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E150 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E150 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E150 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10E150 Szczegóły Produktu

Description
The MC10E/100E150 contains six D-type latches with differential outputs. When both Latch Enables (LEN1, LEN2) are LOW, the latch is transparent and input data transitions propagate through to the output. A logic HIGH on either LEN1 or LEN2 (or both) latches the data. The Master Reset (MR) overrides all other controls to set the Q outputs low.
The 100 Series contains temperature compensation.
   
Features
• 800 ps Max. Propagation Delay
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V
    with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V
    with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV,
                             Machine Model; > 200 V
                             Charged Device Model; > 2 kV
• Meets or Exceeds JEDEC Standard EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level:
            Pb = 1
            Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in,
    Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 173 devices
• Pb−Free Packages are Available*
   




Podobny numer części - MC10E150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10E150 ONSEMI-MC10E150 Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC10E150FN ONSEMI-MC10E150FN Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC10E150FNG ONSEMI-MC10E150FNG Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC10E150FNR2 ONSEMI-MC10E150FNR2 Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC10E150FNR2G ONSEMI-MC10E150FNR2G Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
More results


Podobny opis - MC10E150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
SY10E150 MICREL-SY10E150_06 Datasheet
62Kb / 4P
   6-BIT D LATCH
SY10E150 MICREL-SY10E150 Datasheet
60Kb / 4P
   6-BIT D LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E150 ONSEMI-MC10E150_06 Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
logo
Motorola, Inc
SN54LS75 MOTOROLA-SN54LS75 Datasheet
98Kb / 4P
   4-BIT D LATCH
SN54LS375 MOTOROLA-SN54LS375 Datasheet
163Kb / 5P
   4-BIT D LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E155 ONSEMI-MC10E155 Datasheet
105Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E155 MICREL-SY10E155 Datasheet
60Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E155 MICREL-SY10E155_06 Datasheet
66Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
logo
Cirrus Logic
CS5529 CIRRUS-CS5529 Datasheet
612Kb / 30P
   16 BIT PROGRAMMABLE ADC WITH 6 BIT LATCH
logo
STMicroelectronics
M54HC77 STMICROELECTRONICS-M54HC77 Datasheet
241Kb / 10P
   4-BIT D-TYPE LATCH
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com