Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10E171 Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

MC10E171 Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części MC10E171
Pobierz  MC10E171 Pobierz

Rozmiar pliku   101.37 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 3-BIT 4:1 MULTIPLEXER

MC10E171 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10E171 Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części MC10E171
Pobierz  MC10E171 Click to download

Rozmiar pliku   101.37 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 3-BIT 4:1 MULTIPLEXER

MC10E171 Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor

MC10E171 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E171 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E171 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E171 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10E171 Szczegóły Produktu

Description
The MC10E/100E171 contains three 4:1 multiplexers with differential outputs. Separate Select controls are provided for the leading 2:1 MUX pairs (see logic symbol). The three Select inputs control which one of the four data inputs in each case is propagated to the corresponding output.
The 100 Series contains temperature compensation.

Features
• 725 ps Max. D to Output
• Split Select
• Differential Outputs
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.5 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC= 0 V with VEE = −4.2 V to −5.5 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level: Pb = 1 Pb−Free = 3 For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 1.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 203 devices
• Pb−Free Packages are Available*




Podobny numer części - MC10E171

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10E171 ONSEMI-MC10E171 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FN ONSEMI-MC10E171FN Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FNG ONSEMI-MC10E171FNG Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FNR2 ONSEMI-MC10E171FNR2 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FNR2G ONSEMI-MC10E171FNR2G Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
More results


Podobny opis - MC10E171

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
SY10E171 MICREL-SY10E171_06 Datasheet
61Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MULTIPLEXER
SY10E171 MICREL-SY10E171 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E171 ONSEMI-MC10E171_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
logo
List of Unclassifed Man...
8263 ETC1-8263 Datasheet
149Kb / 3P
   3-INPUT 4-BIT DIGITAL MULTIPLEXER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MBL3257CFT TOSHIBA-TC7MBL3257CFT Datasheet
241Kb / 12P
   4-Bit 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83054I-01 ICST-ICS83054I-01 Datasheet
216Kb / 12P
   4-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
83054I-01 RENESAS-83054I-01 Datasheet
385Kb / 15P
   4-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
December 15, 2015
logo
NXP Semiconductors
74F253 PHILIPS-74F253 Datasheet
80Kb / 10P
   Dual 4-bit input multiplexer 3-State
1988 Nov 29
logo
Texas Instruments
SN74CBT16214 TI-SN74CBT16214_07 Datasheet
283Kb / 10P
[Old version datasheet]   12-BIT 1-OF-3 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SN74CBT16214 TI-SN74CBT16214 Datasheet
78Kb / 5P
[Old version datasheet]   12-BIT 1-OF-3 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com