Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PDTB1XXXT Arkusz danych (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTB1XXXT Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
Numer części PDTB1XXXT
Pobierz  PDTB1XXXT Pobierz

Rozmiar pliku   2536.15 Kbytes
Page   18 Pages
Producent  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Strona internetowa  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Szczegółowy opis 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors

PDTB1XXXT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PDTB1XXXT Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

Numer części PDTB1XXXT
Pobierz  PDTB1XXXT Click to download

Rozmiar pliku   2536.15 Kbytes
Page   18 Pages
Producent  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Strona internetowa  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Szczegółowy opis 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors

PDTB1XXXT Arkusz danych (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PDTB1XXXT Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTB1XXXT Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button 

PDTB1XXXT Szczegóły Produktu

General description
PNP Resistor-Equipped Transistor (RET) family in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.

Features
■ 500 mA output current capability
■ ±10 % resistor ratio tolerance
■ Built-in bias resistors
■ AEC-Q101 qualified
■ Simplifies circuit design
■ High temperature applications
■ Reduces component count up to 175 °C

Applications
■ IC inputs control
■ Switching loads
■ Cost-saving alternative to BC807 or BC817 series transistors in digital applications




Podobny numer części - PDTB1XXXT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTB1XXXT NEXPERIA-PDTB1XXXT Datasheet
2Mb / 18P
   500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 13 May 2014
PDTB1XXXT_SER NEXPERIA-PDTB1XXXT_SER Datasheet
2Mb / 18P
   500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 13 May 2014
More results


Podobny opis - PDTB1XXXT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTB1XXXU NEXPERIA-PDTB1XXXU Datasheet
3Mb / 27P
   500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors
PDTB113Z_SER NEXPERIA-PDTB113Z_SER Datasheet
1Mb / 22P
   50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 6 January 2016
PDTB1XXXT_SER NEXPERIA-PDTB1XXXT_SER Datasheet
2Mb / 18P
   500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 13 May 2014
PDTB1XXXU_SER NEXPERIA-PDTB1XXXU_SER Datasheet
3Mb / 27P
   500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 6 May 2014
PDTB113_SER NEXPERIA-PDTB113_SER Datasheet
3Mb / 23P
   50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 30 March 2016
PDTB113EQA_SER NEXPERIA-PDTB113EQA_SER Datasheet
3Mb / 23P
   50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 30 March 2016
logo
NXP Semiconductors
PDTB123Y PHILIPS-PDTB123Y Datasheet
75Kb / 10P
   PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors
Rev. 01-27 April 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTB113 NEXPERIA-PDTB113 Datasheet
3Mb / 23P
   50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors
PDTB113ZQA_SER NEXPERIA-PDTB113ZQA_SER Datasheet
1Mb / 22P
   50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors
Rev. 1 - 6 January 2016
PDTD1XXXT NEXPERIA-PDTD1XXXT Datasheet
2Mb / 18P
   500 mA, 50 V NPN resistor-equipped transistors
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com