Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10H109 Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

MC10H109 Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części MC10H109
Pobierz  MC10H109 Pobierz

Rozmiar pliku   94.21 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis Dual 4-5-Input OR/NOR Gate

MC10H109 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10H109 Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części MC10H109
Pobierz  MC10H109 Click to download

Rozmiar pliku   94.21 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis Dual 4-5-Input OR/NOR Gate

MC10H109 Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor

MC10H109 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H109 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H109 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H109 Szczegóły Produktu

The MC10H109 is a dual 4–5–input OR/NOR gate. This MECL 10H part is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K family part, with 100% improvement in propagation delay, and no increase in power–supply current.

• Propagation Delay, 1.0 ns Typical
• Power Dissipation 35 mW/Gate Typical (same as MECL 10K)
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K–Compatible




Podobny numer części - MC10H109

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10H109 ONSEMI-MC10H109 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109FN ONSEMI-MC10H109FN Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109FNG ONSEMI-MC10H109FNG Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109FNR2 ONSEMI-MC10H109FNR2 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109FNR2G ONSEMI-MC10H109FNR2G Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
More results


Podobny opis - MC10H109

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10H209 ONSEMI-MC10H209 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 4-5- Input OR/NOR Gate
1996 REV 5
MC10109 ONSEMI-MC10109 Datasheet
100Kb / 5P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
1996 REV 5
logo
Fairchild Semiconductor
11C01 FAIRCHILD-11C01 Datasheet
119Kb / 3P
   Dual 5-4 Input OR/NOR Gate
logo
Motorola, Inc
MC1688 MOTOROLA-MC1688 Datasheet
500Kb / 7P
   DUAL 4-5-INPUT OR/NOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC10109 ONSEMI-MC10109_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Micrel Semiconductor
SY100S301 MICREL-SY100S301 Datasheet
96Kb / 5P
   TRIPLE 5-INPUT OR/NOR GATE
SY100S301 MICREL-SY100S301_07 Datasheet
78Kb / 5P
   TRIPLE 5-INPUT OR/NOR GATE
logo
NXP Semiconductors
74F260 PHILIPS-74F260 Datasheet
68Kb / 8P
   Dual 5-input NOR gate
1988 Nov 29
logo
Motorola, Inc
SN54LS260 MOTOROLA-SN54LS260 Datasheet
119Kb / 4P
   DUAL 5-INPUT NOR GATE
logo
National Semiconductor ...
DM54LS260 NSC-DM54LS260 Datasheet
124Kb / 6P
   Dual 5-Input NOR Gate
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com