Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QO115VH Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

QO115VH Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części QO115VH
Pobierz  QO115VH Pobierz

Rozmiar pliku   131.31 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in

QO115VH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
QO115VH Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części QO115VH
Pobierz  QO115VH Click to download

Rozmiar pliku   131.31 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in

QO115VH Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric

QO115VH Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QO115VH Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QO115VH Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric



Podobny numer części - QO115VH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QO115VH1021 SCHNEIDER-QO115VH1021 Datasheet
136Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Shunt Trip
QO115VH1042 SCHNEIDER-QO115VH1042 Datasheet
62Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Shunt Trip
QO115VH1200 SCHNEIDER-QO115VH1200 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Aux Switch 1A
QO115VH2100 SCHNEIDER-QO115VH2100 Datasheet
134Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Alarm Switch
QO115VH35 SCHNEIDER-QO115VH35 Datasheet
62Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, 50Deg
More results


Podobny opis - QO115VH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QO115VH35 SCHNEIDER-QO115VH35 Datasheet
62Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, 50Deg
QO125VH SCHNEIDER-QO125VH Datasheet
136Kb / 3P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO115VH2100 SCHNEIDER-QO115VH2100 Datasheet
134Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Alarm Switch
QO150VH SCHNEIDER-QO150VH Datasheet
126Kb / 3P
   Mini CB, QO, 50 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO160VH SCHNEIDER-QO160VH Datasheet
132Kb / 3P
   Mini CB, QO, 60 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO170VH SCHNEIDER-QO170VH Datasheet
125Kb / 3P
   Mini CB, QO, 70 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO115VH1021 SCHNEIDER-QO115VH1021 Datasheet
136Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Shunt Trip
QO115VH1042 SCHNEIDER-QO115VH1042 Datasheet
62Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Shunt Trip
QO110VH SCHNEIDER-QO110VH Datasheet
115Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO115C SCHNEIDER-QO115C Datasheet
119Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com