Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10H186 Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

MC10H186 Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części MC10H186
Pobierz  MC10H186 Pobierz

Rozmiar pliku   100.12 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset

MC10H186 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10H186 Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części MC10H186
Pobierz  MC10H186 Click to download

Rozmiar pliku   100.12 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset

MC10H186 Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor

MC10H186 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H186 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H186 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H186 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H186 Szczegóły Produktu

Description
The MC10H186 is a hex D type flip−flop with common reset and clock lines. This MECL 10H™ part is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K™ family part, with 100% improvement in clock toggle frequency and propagation delay and no increase in power−supply current

Features
• Propagation Delay, 1.7 ns Typical
• Power Dissipation, 460 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K Compatible
• Pb−Free Packages are Available*




Podobny numer części - MC10H186

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10H186 ONSEMI-MC10H186 Datasheet
149Kb / 5P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop with Reset
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H186FN ONSEMI-MC10H186FN Datasheet
149Kb / 5P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop with Reset
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H186FNG ONSEMI-MC10H186FNG Datasheet
149Kb / 5P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop with Reset
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H186FNR2 ONSEMI-MC10H186FNR2 Datasheet
149Kb / 5P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop with Reset
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H186FNR2G ONSEMI-MC10H186FNR2G Datasheet
149Kb / 5P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop with Reset
February, 2006 ??Rev. 7
More results


Podobny opis - MC10H186

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10186 ONSEMI-MC10186 Datasheet
108Kb / 5P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop With Reset
1996 REV 5
MC10186 ONSEMI-MC10186_02 Datasheet
110Kb / 8P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H176 ONSEMI-MC10H176 Datasheet
97Kb / 4P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10176 ONSEMI-MC10176 Datasheet
106Kb / 5P
   Hex D Master/Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10176 ONSEMI-MC10176_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Hex D Master/Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT174 AVG-DV74ACT174 Datasheet
310Kb / 4P
   Hex D Flip-flop with Master Reset
logo
National Semiconductor ...
54F174DM NSC-54F174DM Datasheet
166Kb / 8P
   Hex D Flip-Flop with Master Reset
54AC174 NSC-54AC174 Datasheet
140Kb / 8P
   Hex D Flip-Flop with Master Reset
logo
Fairchild Semiconductor
74F174 FAIRCHILD-74F174 Datasheet
57Kb / 6P
   Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC174 RENESAS-HD74AC174 Datasheet
210Kb / 8P
   Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com