Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QOB125FT Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

QOB125FT Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części QOB125FT
Pobierz  QOB125FT Pobierz

Rozmiar pliku   56.76 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT

QOB125FT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
QOB125FT Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części QOB125FT
Pobierz  QOB125FT Click to download

Rozmiar pliku   56.76 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT

QOB125FT Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric

QOB125FT Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB125FT Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Podobny numer części - QOB125FT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB125 SCHNEIDER-QOB125 Datasheet
108Kb / 3P
   QO mini breaker, 25 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB1251021 SCHNEIDER-QOB1251021 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB1251200 SCHNEIDER-QOB1251200 Datasheet
113Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
QOB12535 SCHNEIDER-QOB12535 Datasheet
58Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB1255237 SCHNEIDER-QOB1255237 Datasheet
94Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results


Podobny opis - QOB125FT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB1255237 SCHNEIDER-QOB1255237 Datasheet
94Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB110FT SCHNEIDER-QOB110FT Datasheet
113Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB125VHFT SCHNEIDER-QOB125VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB130FT SCHNEIDER-QOB130FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB140FT SCHNEIDER-QOB140FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB115FT SCHNEIDER-QOB115FT Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB135FT SCHNEIDER-QOB135FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 35 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB12535 SCHNEIDER-QOB12535 Datasheet
58Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB145FT SCHNEIDER-QOB145FT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 45 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB120FT SCHNEIDER-QOB120FT Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com