Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDZ2553NZ Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDZ2553NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDZ2553NZ
Pobierz  FDZ2553NZ Pobierz

Rozmiar pliku   155.6 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET

FDZ2553NZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDZ2553NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDZ2553NZ
Pobierz  FDZ2553NZ Click to download

Rozmiar pliku   155.6 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET

FDZ2553NZ Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDZ2553NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ2553NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ2553NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ2553NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ2553NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ2553NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

FDZ2553NZ Szczegóły Produktu

General Description
Combining Fairchild’s advanced 2.5V specified PowerTrench process with state-of-the-art BGA packaging, the FDZ2553N minimizes both PCB space and RDS(ON). This common drain BGA MOSFET embodies a breakthrough in packaging technology which enables the device to combine excellent thermal transfer characteristics, high current handling capability, ultra-low profile packaging, low gate charge, and low RDS(ON).

Features
• 9.6 A, 20 V. RDS(ON) = 14 mΩ @ VGS = 4.5 V RDS(ON) = 20 mΩ @ VGS = 2.5 V
• Occupies only 0.10 cm2 of PCB area: 1/3 the area of SO-8.
• Ultra-thin package: less than 0.70 mm height when mounted to PCB.
• ESD protection diode (note 3)
• Outstanding thermal transfer characteristics: significantly better than SO-8.
• Ultra-low Qg x RDS(ON) figure-of-merit
• High power and current handling capability

Applications
• Battery management
• Load switch
• Battery protection




Podobny numer części - FDZ2553NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ2553N FAIRCHILD-FDZ2553N Datasheet
199Kb / 6P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench
More results


Podobny opis - FDZ2553NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ2554P FAIRCHILD-FDZ2554P_07 Datasheet
222Kb / 6P
   Monolithic Common Drain P-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ2554PZ FAIRCHILD-FDZ2554PZ Datasheet
149Kb / 6P
   Monolithic Common Drain P-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDM2452NZ FAIRCHILD-FDM2452NZ Datasheet
137Kb / 6P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDMW2512NZ FAIRCHILD-FDMW2512NZ Datasheet
135Kb / 6P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDM2509NZ FAIRCHILD-FDM2509NZ Datasheet
194Kb / 6P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDM3300NZ FAIRCHILD-FDM3300NZ Datasheet
460Kb / 8P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDMC3300NZA FAIRCHILD-FDMC3300NZA Datasheet
318Kb / 7P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDZ2553N FAIRCHILD-FDZ2553N Datasheet
199Kb / 6P
   Monolithic Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDW2509NZ FAIRCHILD-FDW2509NZ Datasheet
105Kb / 5P
   Common Drain N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2516NZ FAIRCHILD-FDW2516NZ Datasheet
135Kb / 5P
   Common Drain N-Channel 2.5V specified PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com