Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD8780 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD8780 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD8780
Pobierz  FDD8780 Pobierz

Rozmiar pliku   318.81 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25V, 35A, 8.5mOhm

FDD8780 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD8780 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD8780
Pobierz  FDD8780 Click to download

Rozmiar pliku   318.81 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25V, 35A, 8.5mOhm

FDD8780 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD8780 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8780 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8780 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8780 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8780 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8780 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor



Podobny numer części - FDD8780

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8780 ISC-FDD8780 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8780 UMW-FDD8780 Datasheet
640Kb / 6P
   25 V N -Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FDD8780

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8796 FAIRCHILD-FDD8796 Datasheet
312Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25V, 35A, 5.7mOhm
FDB8876 FAIRCHILD-FDB8876 Datasheet
299Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 71A, 8.5mOhm
FDD8770 FAIRCHILD-FDD8770 Datasheet
314Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 25V, 35A, 4.0mOHM
FDU8796 FAIRCHILD-FDU8796 Datasheet
312Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 25V, 35A, 5.7mOhm
FDD8778 FAIRCHILD-FDD8778 Datasheet
357Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 25V, 35A, 14mohm
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H35N03J HSMC-H35N03J Datasheet
88Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET (25V, 35A)
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810 Datasheet
266Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 35A, 27mOhm
FDMS3620S FAIRCHILD-FDMS3620S Datasheet
374Kb / 12P
   PowerTrench짰 PowerStage 25V Asymmetric Dual N-Channel MOSFET
FDMS8680 FAIRCHILD-FDMS8680 Datasheet
215Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 35A, 7.0m廓
FDMS3622S FAIRCHILD-FDMS3622S Datasheet
403Kb / 12P
   PowerTrench짰 Power Stage 25V Asymmetric Dual N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com