Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CZT5551E Arkusz danych (PDF) - Central Semiconductor Corp

CZT5551E Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp
Numer części CZT5551E
Pobierz  CZT5551E Pobierz

Rozmiar pliku   152.0 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Strona internetowa  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Szczegółowy opis ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR

CZT5551E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CZT5551E Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp

Numer części CZT5551E
Pobierz  CZT5551E Click to download

Rozmiar pliku   152.0 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Strona internetowa  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Szczegółowy opis ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR

CZT5551E Arkusz danych (HTML) - Central Semiconductor Corp

CZT5551E Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CZT5551E Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp

CZT5551E Szczegóły Produktu

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CZT5551E is an NPN Silicon Transistor, packaged in an SOT-223 case, designed for general purpose amplifier applications requiring high breakdown voltage.

MARKING CODE: FULL PART NUMBER

FEATURES:
• High Collector Breakdown Voltage 250V
• Low Leakage Current 50nA Max
• Low Saturation Voltage 100mV Max @ 50mA
• Complementary Device CZT5401E
• SOT-223 Surface Mount Package

APPLICATIONS:
• General purpose switching and amplification
• Telephone applications




Podobny numer części - CZT5551E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Central Semiconductor C...
CZT5551E CENTRAL-CZT5551E_15 Datasheet
540Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Podobny opis - CZT5551E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Central Semiconductor C...
CXT5551E CENTRAL-CXT5551E Datasheet
127Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPT2222AE CENTRAL-CMPT2222AE Datasheet
142Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPT491E CENTRAL-CMPT491E_10 Datasheet
397Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPT2222AE CENTRAL-CMPT2222AE_10 Datasheet
336Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMUT5551E CENTRAL-CMUT5551E Datasheet
144Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPT5551E CENTRAL-CMPT5551E Datasheet
119Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPTA14E CENTRAL-CMPTA14E Datasheet
140Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CMST6427E CENTRAL-CMST6427E_10 Datasheet
411Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
CMLT6427E CENTRAL-CMLT6427E_10 Datasheet
524Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT NPN DARLINGTON SILICON TRANSISTOR
CMLT6427E CENTRAL-CMLT6427E Datasheet
65Kb / 2P
   ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT, PICOmini SILICON NPN DARLINGTON TRANSISTOR
More results




O Central Semiconductor Corp


Central Semiconductor Corp jest wiodącym dostawcą dyskretnych półprzewodników i komponentów pasywnych.
Firma została założona w 1967 roku i ma siedzibę w Hauppauge, Nowy Jork, USA.
Central Semiconductor oferuje szeroką gamę produktów, w tym diody, prostowników, tranzystorów i innych dyskretnych półprzewodników.
Firma jest również dostawcą pasywnych komponentów, takich jak kondensatory i indukcyjne.
Centralny półprzewodnik znany jest z wysokiej jakości produktów, konkurencyjnych cen i doskonałej obsługi klienta.
Firma ma działalność i obiekty w różnych krajach na całym świecie i ściśle współpracuje z klientami, aby zapewnić niestandardowe rozwiązania półprzewodników, które spełniają ich szczególne wymagania i potrzeby.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com