Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM1D-120707D Arkusz danych (PDF) - AIMTEC

AM1D-120707D Datasheet PDF - AIMTEC
Numer części AM1D-120707D
Pobierz  AM1D-120707D Pobierz

Rozmiar pliku   268.06 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Szczegółowy opis 1 watt dc-dc converters

AM1D-120707D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AM1D-120707D Datasheet PDF - AIMTEC

Numer części AM1D-120707D
Pobierz  AM1D-120707D Click to download

Rozmiar pliku   268.06 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Szczegółowy opis 1 watt dc-dc converters

AM1D-120707D Arkusz danych (HTML) - AIMTEC

AM1D-120707D Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1D-120707D Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1D-120707D Datasheet HTML 3Page - AIMTEC

AM1D-120707D Szczegóły Produktu

GENERAL DESCRIPTION
Our AM1D series is a family of cost effective 1W single, dual, dual separate output isolated DC-DC converters. These converters achieve low cost and ultra-miniature SIP7 pin size without compromising performance and reliability.

1 watt dc-dc converters

• 7PIN SIP PACKAGE
• LOW RIPPLE & NOISE
• HIGH EFFICIENCY UP TO 80%
• INPUT/OUTPUT ISOLATION: 1000, 3000, 4000 & 5200VDC
• OPERATING TEMPERATURE: -40°C ... +85°C
• PIN-COMPATIBLE WITH MULTIPLE MANUFACTURERS




Podobny numer części - AM1D-120707D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM1D-1207DZ AIMTEC-AM1D-1207DZ Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-1207SH30Z AIMTEC-AM1D-1207SH30Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-1207SH40Z AIMTEC-AM1D-1207SH40Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-1207SH52Z AIMTEC-AM1D-1207SH52Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-1207SH60Z AIMTEC-AM1D-1207SH60Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Podobny opis - AM1D-120707D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM1D-N AIMTEC-AM1D-N Datasheet
413Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
logo
RSG Electronic Componen...
EC1SA01N RSG-EC1SA01N Datasheet
382Kb / 1P
   1 WATT DC-DC CONVERTERS
logo
List of Unclassifed Man...
AM1L-0505SH30-N ETC-AM1L-0505SH30-N Datasheet
530Kb / 4P
   1 watt dc-dc converters
logo
AIMTEC
AM1S-N AIMTEC-AM1S-N Datasheet
341Kb / 2P
   1 watt dc-dc converters
AM1P-N AIMTEC-AM1P-N Datasheet
322Kb / 2P
   1 watt dc-dc converters
AM1DR-N AIMTEC-AM1DR-N Datasheet
288Kb / 2P
   1 watt dc-dc converters
AM1N-N AIMTEC-AM1N-N Datasheet
423Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
AM1DR AIMTEC-AM1DR Datasheet
233Kb / 2P
   1 watt dc-dc converters
AM1S AIMTEC-AM1S Datasheet
240Kb / 2P
   1 watt dc-dc converters
AM1L-N AIMTEC-AM1L-N Datasheet
530Kb / 4P
   1 watt dc-dc converters
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com