Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BZX55-75 Arkusz danych (PDF) - NXP Semiconductors

BZX55-75 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
Numer części BZX55-75
Pobierz  BZX55-75 Pobierz

Rozmiar pliku   41.92 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Szczegółowy opis Voltage regulator diodes

BZX55-75 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BZX55-75 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

Numer części BZX55-75
Pobierz  BZX55-75 Click to download

Rozmiar pliku   41.92 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Szczegółowy opis Voltage regulator diodes

BZX55-75 Arkusz danych (HTML) - NXP Semiconductors

BZX55-75 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BZX55-75 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BZX55-75 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BZX55-75 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BZX55-75 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BZX55-75 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BZX55-75 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors

BZX55-75 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
Low-power voltage regulator diodes in hermetically sealed leaded glass SOD27 (DO-35) packages.
The diodes are available in the normalized E24 ±5% tolerance range. The series consists of 37 types with nominal working voltages from 2.4 to 75 V (BZX55-C2V4 to BZX55-C75).

FEATURES
• Total power dissipation: max. 500 mW
• Tolerance series: ±5%
• Working voltage range: nom. 2.4 to 75 V (E24 range)
• Non-repetitive peak reverse power dissipation: max. 40 W.

APPLICATIONS
• Low voltage stabilizers or voltage references.




Podobny numer części - BZX55-75

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55-B0V8 GOOD-ARK-BZX55-B0V8 Datasheet
316Kb / 7P
   Zener Diodes
BZX55-B10 GOOD-ARK-BZX55-B10 Datasheet
316Kb / 7P
   Zener Diodes
BZX55-B100 GOOD-ARK-BZX55-B100 Datasheet
316Kb / 7P
   Zener Diodes
BZX55-B11 GOOD-ARK-BZX55-B11 Datasheet
316Kb / 7P
   Zener Diodes
BZX55-B110 GOOD-ARK-BZX55-B110 Datasheet
316Kb / 7P
   Zener Diodes
More results


Podobny opis - BZX55-75

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BZX384 PHILIPS-BZX384 Datasheet
73Kb / 11P
   Voltage regulator diodes
2004 Mar 22
1N4728A PHILIPS-1N4728A Datasheet
31Kb / 6P
   Voltage regulator diodes
1996 Apr 26
BZD23 PHILIPS-BZD23 Datasheet
40Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
1996 Jun 10
BZD27 PHILIPS-BZD27 Datasheet
38Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
1996 Jun 10
BZW03 PHILIPS-BZW03 Datasheet
48Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
1996 May 14
BZX84-A36215 PHILIPS-BZX84-A36215 Datasheet
458Kb / 16P
   Voltage regulator diodes
Rev. 6-6 March 2014
BZX585-B15 PHILIPS-BZX585-B15 Datasheet
646Kb / 10P
   Voltage regulator diodes
2004 Jun 22
PDZ11B PHILIPS-PDZ11B Datasheet
192Kb / 9P
   Voltage regulator diodes
2004 Mar 22
BZX84-C47215 NXP-BZX84-C47215 Datasheet
458Kb / 16P
   Voltage regulator diodes
Rev. 6-6 March 2014
BZV55C3V6115 NXP-BZV55C3V6115 Datasheet
126Kb / 14P
   Voltage regulator diodes
Rev. 5-26 January 2011
BZX84-B3V3 NXP-BZX84-B3V3 Datasheet
741Kb / 11P
   Voltage regulator diodes
2003 Apr 10
More results




O NXP Semiconductors


NXP Semiconductors to publicznie notowana międzynarodowa firma, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę półprzewodników i zintegrowanych obwodów dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, przemysłowych, komunikacyjnych i konsumenckich.
Firma została założona w 2006 roku i ma siedzibę w Eindhoven w Holandii.
NXP oferuje szerokie portfolio produktów, w tym między innymi mikrokontrolery, mikroprocesory, bezpieczne układy uwierzytelniające, systemy zarządzania energią, RF i komponenty mikrofalowe oraz rozwiązania czujników.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, bezpieczne i niezawodne, i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w systemach motoryzacyjnych, automatyzacji i kontroli przemysłowej, inteligentnych domach i budynkach oraz podłączonych urządzeniach.
NXP jest poświęcony innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com