Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDN304P Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDN304P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDN304P
Pobierz  FDN304P Pobierz

Rozmiar pliku   106.65 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDN304P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDN304P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDN304P
Pobierz  FDN304P Click to download

Rozmiar pliku   106.65 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDN304P Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDN304P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN304P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN304P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN304P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN304P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor



Podobny numer części - FDN304P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P Datasheet
384Kb / 8P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDN304P KEXIN-FDN304P Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
AiT Semiconductor Inc.
FDN304P AITSEMI-FDN304P Datasheet
497Kb / 6P
   POWER MOSFET -3A, -16V P-CHANNEL
REV1.0
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN304P TECHPUBLIC-FDN304P Datasheet
1Mb / 3P
   P-Channel 1.8V Specifiedd PowerTrench Mosfet
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN304P UMW-FDN304P Datasheet
825Kb / 3P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS
More results


Podobny opis - FDN304P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6308P FAIRCHILD-FDG6308P Datasheet
85Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDC606P FAIRCHILD-FDC606P Datasheet
154Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com