Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ML1XX10 Arkusz danych (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1XX10 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
Numer części ML1XX10
Pobierz  ML1XX10 Pobierz

Rozmiar pliku   165.96 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Szczegółowy opis FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM

ML1XX10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ML1XX10 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

Numer części ML1XX10
Pobierz  ML1XX10 Click to download

Rozmiar pliku   165.96 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Szczegółowy opis FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM

ML1XX10 Arkusz danych (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1XX10 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1XX10 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1XX10 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
ML1XX10 is a high power AlGaInP semiconductor laser which provides a stable, single transverse mode oscillation with emission wavelength of 685 nm and standard CW light output of 50mW.
ML1XX10 has a window-mirror-facet which improves the maximum output power. That leads to highly reliable and high-power operation.

FEATURES
• High Power: 50mW (CW), 60mW (pulse)
• Visible Light: 685nm (typ)

APPLICATIONS
   Optical disc drvie (High Density / High Speed)




Podobny numer części - ML1XX10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML1XX14 MITSUBISHI-ML1XX14 Datasheet
68Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
More results


Podobny opis - ML1XX10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML1XX3 MITSUBISHI-ML1XX3 Datasheet
50Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
ML1XX14 MITSUBISHI-ML1XX14 Datasheet
68Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
ML6XX27 MITSUBISHI-ML6XX27 Datasheet
774Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML6XX25 MITSUBISHI-ML6XX25 Datasheet
87Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML4XX26 MITSUBISHI-ML4XX26 Datasheet
51Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX2 MITSUBISHI-ML1XX2 Datasheet
50Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX28 MITSUBISHI-ML6XX28 Datasheet
21Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX24 MITSUBISHI-ML6XX24 Datasheet
209Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML1XX8 MITSUBISHI-ML1XX8 Datasheet
47Kb / 3P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX16 MITSUBISHI-ML6XX16 Datasheet
34Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com