Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

USR4-T220 Arkusz danych (PDF) - Riedon Powertron

USR4-T220 Datasheet PDF - Riedon Powertron
Numer części USR4-T220
Pobierz  USR4-T220 Pobierz

Rozmiar pliku   377.15 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  RIEDON [Riedon Powertron]
Strona internetowa  http://www.riedon.com
Logo RIEDON - Riedon Powertron
Szczegółowy opis Precision Shunt Resistors

USR4-T220 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
USR4-T220 Datasheet PDF - Riedon Powertron

Numer części USR4-T220
Pobierz  USR4-T220 Click to download

Rozmiar pliku   377.15 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  RIEDON [Riedon Powertron]
Strona internetowa  http://www.riedon.com
Logo RIEDON - Riedon Powertron
Szczegółowy opis Precision Shunt Resistors

USR4-T220 Arkusz danych (HTML) - Riedon Powertron

USR4-T220 Datasheet HTML 1Page - Riedon Powertron USR4-T220 Datasheet HTML 2Page - Riedon Powertron USR4-T220 Datasheet HTML 3Page - Riedon Powertron

USR4-T220 Szczegóły Produktu

• Resistances from 0.2Ohm to 80Ohms
• Power Rating to 15Watt
• Resistance Tolerances to ±0.01%
• TCR to ±1ppm/K
• Load Stability to 0.01%




Podobny numer części - USR4-T220

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Willow Technologies Ltd
USR4-T220 WILLOW-USR4-T220 Datasheet
311Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independent
USR4-T2200R5D WILLOW-USR4-T2200R5D Datasheet
311Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independent
USR4-T220B WILLOW-USR4-T220B Datasheet
311Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independent
More results


Podobny opis - USR4-T220

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Riedon Powertron
FPR2A-50RF1 RIEDON-FPR2A-50RF1 Datasheet
173Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
FPR2-T218 RIEDON-FPR2-T218_13 Datasheet
313Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
USR4-3425 RIEDON-USR4-3425 Datasheet
359Kb / 3P
   Precision Shunt Resistors
UHN2-3825D RIEDON-UHN2-3825D Datasheet
285Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
FPR2-T218 RIEDON-FPR2-T218 Datasheet
319Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
FPR2A-1RF1 RIEDON-FPR2A-1RF1 Datasheet
173Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
FPR2-1617 RIEDON-FPR2-1617 Datasheet
358Kb / 3P
   Precision Shunt Resistors
FHR2-3025 RIEDON-FHR2-3025_13 Datasheet
280Kb / 4P
   Precision Shunt Resistors
FPR2A-0R5F1 RIEDON-FPR2A-0R5F1 Datasheet
173Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
FPR2-T218 RIEDON-FPR2-T218_15 Datasheet
210Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
USR4-1410 RIEDON-USR4-1410 Datasheet
261Kb / 2P
   Precision Shunt Resistors
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com