Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK1585 Arkusz danych (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1585 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Numer części 2SK1585
Pobierz  2SK1585 Pobierz

Rozmiar pliku   44.95 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Szczegółowy opis MOS Field Effect Transistor

2SK1585 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2SK1585 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SK1585
Pobierz  2SK1585 Click to download

Rozmiar pliku   44.95 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Szczegółowy opis MOS Field Effect Transistor

2SK1585 Arkusz danych (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1585 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1585 Szczegóły Produktu

Features
● Directly driven by ICs having a 3 V power supply.
● Has low on-state resistance.
   RDS(on)1 = 1.2 Ω MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 0.5 A)
   RDS(on)2 = 1.0 Ω MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 0.5 A)




Podobny numer części - 2SK1585

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SK1585 NEC-2SK1585 Datasheet
318Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
logo
Renesas Technology Corp
2SK1585 RENESAS-2SK1585 Datasheet
662Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1991
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1585-HF KEXIN-2SK1585-HF Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
2SK1585 KEXIN-2SK1585_15 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - 2SK1585

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SK815 NEC-2SK815 Datasheet
176Kb / 4P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ624 NEC-2SJ624 Datasheet
71Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ603 NEC-2SJ603 Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
NP180N04TUK RENESAS-NP180N04TUK_15 Datasheet
253Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SK3353 RENESAS-2SK3353_15 Datasheet
224Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP60N04VUK RENESAS-NP60N04VUK Datasheet
110Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP89N055PUK RENESAS-NP89N055PUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
111Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N04TUK RENESAS-NP160N04TUK Datasheet
235Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N055TUK RENESAS-NP160N055TUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com