Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB10150F Arkusz danych (PDF) - Won-Top Electronics

SB10150F Datasheet PDF - Won-Top Electronics
Numer części SB10150F_08
Pobierz  SB10150F Pobierz

Rozmiar pliku   67.58 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  WTE [Won-Top Electronics]
Strona internetowa  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Szczegółowy opis 10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB10150F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SB10150F Datasheet PDF - Won-Top Electronics

Numer części SB10150F_08
Pobierz  SB10150F Click to download

Rozmiar pliku   67.58 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  WTE [Won-Top Electronics]
Strona internetowa  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Szczegółowy opis 10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB10150F Arkusz danych (HTML) - Won-Top Electronics

SB10150F_08 Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SB10150F_08 Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SB10150F_08 Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SB10150F_08 Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics



Podobny numer części - SB10150F_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sirectifier Global Corp...
SB10150FC SIRECT-SB10150FC Datasheet
178Kb / 3P
   Power Schottky Rectifier - 10Amp 150Volt
logo
Won-Top Electronics
SB10150FCT WTE-SB10150FCT Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB10150FCT PANJIT-SB10150FCT Datasheet
431Kb / 2P
   ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SB10150FCT PACELEADER-SB10150FCT Datasheet
324Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Gulf Semiconductor
SB10150FCT GULFSEMI-SB10150FCT Datasheet
123Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 150V CURRENT: 10.0A
More results


Podobny opis - SB10150F_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Won-Top Electronics
SB10150 WTE-SB10150 Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150 WTE-SB10150_08 Datasheet
76Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150F WTE-SB10150F Datasheet
49Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT_1 Datasheet
73Kb / 2P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. 2 - 2
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT Datasheet
64Kb / 2P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. A-2
logo
Won-Top Electronics
SB10150CT WTE-SB10150CT Datasheet
47Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150CT WTE-SB10150CT_08 Datasheet
51Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150FCT WTE-SB10150FCT Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCMBR10100CT TAK_CHEONG-TCMBR10100CT Datasheet
107Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
MBR10100CT TAK_CHEONG-MBR10100CT Datasheet
167Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com