Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10E157FNR2 Arkusz danych (PDF) - Motorola, Inc

MC10E157FNR2 Datasheet PDF - Motorola, Inc
Numer części MC10E157FNR2
Pobierz  MC10E157FNR2 Pobierz

Rozmiar pliku   99.46 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Szczegółowy opis QUAD 2:1 MULTIPLEXER

MC10E157FNR2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10E157FNR2 Datasheet PDF - Motorola, Inc

Numer części MC10E157FNR2
Pobierz  MC10E157FNR2 Click to download

Rozmiar pliku   99.46 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Szczegółowy opis QUAD 2:1 MULTIPLEXER

MC10E157FNR2 Arkusz danych (HTML) - Motorola, Inc

MC10E157FNR2 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10E157FNR2 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10E157FNR2 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC10E157FNR2 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc

MC10E157FNR2 Szczegóły Produktu

The MC10E/100E157 contains four 2:1 multiplexers with differential outputs. The output data are controlled by the individual Select (SEL) inputs. The individual select control makes the devices well suited for random logic designs.
   
• Individual Select Controls
• 550ps Max. D to Output
• 800ps Max. SEL to Output
• Extended 100E VEE Range of – 4.2V to – 5.46V
• Internal 75kΩ Input Pulldown Resistors
   




Podobny numer części - MC10E157FNR2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10E157FNR2 ONSEMI-MC10E157FNR2 Datasheet
125Kb / 8P
   5 V ECL Quad 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 9
MC10E157FNR2G ONSEMI-MC10E157FNR2G Datasheet
125Kb / 8P
   5 V ECL Quad 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 9
More results


Podobny opis - MC10E157FNR2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
SY10E157 MICREL-SY10E157_06 Datasheet
65Kb / 4P
   QUAD 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E157 ONSEMI-MC10E157 Datasheet
99Kb / 4P
   QUAD 2:1 MULTIPLEXER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E157 MICREL-SY10E157 Datasheet
59Kb / 4P
   QUAD 2:1 MULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
CBT3257ABQ NXP-CBT3257ABQ Datasheet
129Kb / 17P
   Quad 1-of-2 multiplexer/demultiplexer
Rev. 5-4 April 2013
logo
Analog Devices
ADG791A AD-ADG791A_15 Datasheet
567Kb / 24P
   Wide Bandwidth, Quad, 2:1 Multiplexer
REV. 0
ADG791G AD-ADG791G_15 Datasheet
567Kb / 24P
   Wide Bandwidth, Quad, 2:1 Multiplexer
REV. 0
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MBL3257AFK TOSHIBA-TC7MBL3257AFK Datasheet
171Kb / 7P
   Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74CBTLV3257 NXP-74CBTLV3257 Datasheet
479Kb / 19P
   Quad 1-of-2 multiplexer/demultiplexer
Rev. 2-26 November 2010
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MB3257FT TOSHIBA-TC7MB3257FT Datasheet
127Kb / 8P
   Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
TC7MBL3257AFT TOSHIBA-TC7MBL3257AFT Datasheet
177Kb / 8P
   Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
More results




O Motorola, Inc


Motorola, Inc. była amerykańską międzynarodową firmą telekomunikacyjną, która została założona w 1928 roku. Miała siedzibę w Schaumburgu w stanie Illinois i była jednym z największych dostawców telefonów komórkowych, sprzętu telekomunikacyjnego i półprzewodników. W całej swojej historii Motorola była znana z innowacji w dziedzinie telekomunikacji, w tym z rozwoju pierwszego na świecie dostępnego na rynku telefonu komórkowego, Dynatac i pierwszego na świecie dwukierunkowego pagera, Pageboya.

W 2011 r. Motorola podzielił się na dwie oddzielne firmy: Motorola Mobility i Motorola Solutions. Motorola Mobility została później przejęta przez Google w 2012 roku i jest obecnie spółką zależną Lenovo. Motorola Solutions koncentruje się na rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym i komercyjnym i przemysłowym. Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym radiotelefony, mobilne urządzenia komputerowe i sprzęt infrastruktury sieciowej.

Motorola była jednym z pionierów branży telefonów komórkowych i ma bogatą historię innowacji i postępów technologicznych. Dziedzictwo firmy trwa poprzez jej spółki zależne, a jej technologia i produkty są nadal używane na całym świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com