Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MIE-526L3U Arkusz danych (PDF) - Unity Opto Technology

MIE-526L3U Datasheet PDF - Unity Opto Technology
Numer części MIE-526L3U
Pobierz  MIE-526L3U Pobierz

Rozmiar pliku   33.33 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  UOT [Unity Opto Technology]
Strona internetowa  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology
Szczegółowy opis GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE

MIE-526L3U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MIE-526L3U Datasheet PDF - Unity Opto Technology

Numer części MIE-526L3U
Pobierz  MIE-526L3U Click to download

Rozmiar pliku   33.33 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  UOT [Unity Opto Technology]
Strona internetowa  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology
Szczegółowy opis GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE

MIE-526L3U Arkusz danych (HTML) - Unity Opto Technology

MIE-526L3U Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MIE-526L3U Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology

MIE-526L3U Szczegóły Produktu

Description
The MIE-526L3U is infrared emitting diodes in GaAlAs technology molded in pastel blue transparent package.

Features
• Suitable for DC and high pulse current operation
• Standard T-1 3/4 (Φ 5mm) package
• Peak wavelength λp = 880 nm
• Good spectral matching to si-photodetector
• Radiant angle : 20°
 




Podobny numer części - MIE-526L3U

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unity Opto Technology
MIE-526A2U UOT-MIE-526A2U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-526A4U UOT-MIE-526A4U Datasheet
30Kb / 2P
   AlGaAs/GaAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
More results


Podobny opis - MIE-526L3U

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unity Opto Technology
MIE-516L3U UOT-MIE-516L3U Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-546L3U UOT-MIE-546L3U Datasheet
33Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-554H4 UOT-MIE-554H4 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-514L3 UOT-MIE-514L3 Datasheet
31Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-524L3 UOT-MIE-524L3 Datasheet
31Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-534L3 UOT-MIE-534L3 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-824H2 UOT-MIE-824H2 Datasheet
32Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-536L3U UOT-MIE-536L3U Datasheet
33Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-554L3 UOT-MIE-554L3 Datasheet
31Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
MIE-556L3U UOT-MIE-556L3U Datasheet
33Kb / 2P
   GaAlAs T-1 3/4 PACKAGE INFRARED EMITTING DIODE
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com