Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0219A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0219A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0219A
Pobierz  TA0219A Pobierz

Rozmiar pliku   386.71 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication

TA0219A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0219A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0219A
Pobierz  TA0219A Click to download

Rozmiar pliku   386.71 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication

TA0219A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0219A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0219A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0219A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0219A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0219A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0219A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0219A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0219A Szczegóły Produktu

MAXIMUM RATING:
1. Operating Temperature: -20°C ~ +75°C
2. Storage Temperature: -40°C ~ +85°C




Podobny numer części - TA0219A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TA021-035-32-15 TRANSCOM-TA021-035-32-15 Datasheet
35Kb / 1P
   2.1 - 3.5 GHz 15 dBm Amplifier
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0213A TAI-SAW-TA0213A Datasheet
448Kb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz for GPS
TA0218A TAI-SAW-TA0218A Datasheet
402Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
More results


Podobny opis - TA0219A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0318A TAI-SAW-TA0318A Datasheet
397Kb / 7P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA0363B TAI-SAW-TA0363B Datasheet
196Kb / 8P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA0206A TAI-SAW-TA0206A Datasheet
557Kb / 6P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA1842FG TAI-SAW-TA1842FG Datasheet
146Kb / 7P
   RF SAW Filter 1842.5 MHz 75MHz Bw for Mobile Communication
TA0319A TAI-SAW-TA0319A Datasheet
388Kb / 6P
   SAW Filter 1960 MHz for Mobile Communication
TA0175B TAI-SAW-TA0175B Datasheet
430Kb / 7P
   SAW Filter 1960 MHz for Mobile Communication
TA0218A TAI-SAW-TA0218A Datasheet
402Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
TA0401B TAI-SAW-TA0401B Datasheet
729Kb / 8P
   SAW Filter 1950 MHz for Mobile Communication
TA0685A TAI-SAW-TA0685A Datasheet
387Kb / 9P
   SAW Filter 1747.5 MHz for Mobile Communication
TA0231A TAI-SAW-TA0231A Datasheet
398Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com