Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0518A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0518A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA0518A
Pobierz  TA0518A Pobierz

Rozmiar pliku   283.44 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 313.85MHz SMD3.8X3.8mm

TA0518A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA0518A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0518A
Pobierz  TA0518A Click to download

Rozmiar pliku   283.44 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 313.85MHz SMD3.8X3.8mm

TA0518A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0518A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0518A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0518A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0518A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0518A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0518A Szczegóły Produktu

MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC voltage: 5 V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C




Podobny numer części - TA0518A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0518A GOLLEDGE-TA0518A Datasheet
175Kb / 4P
   SAW Filter 313.850MHz
More results


Podobny opis - TA0518A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0476A TAI-SAW-TA0476A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 467.5375MHz SMD3.8X3.8mm
TA0257A TAI-SAW-TA0257A Datasheet
315Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
TA0301A TAI-SAW-TA0301A Datasheet
474Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm
TA0828A TAI-SAW-TA0828A Datasheet
310Kb / 6P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
TA0473A TAI-SAW-TA0473A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Filter 456MHz SMD3.8X3.8mm
TA0475A TAI-SAW-TA0475A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 462.5375MHz SMD3.8X3.8mm
TA0500A TAI-SAW-TA0500A Datasheet
272Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm
TA0472A TAI-SAW-TA0472A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Filter 455MHz SMD3.8X3.8mm
TA0277A TAI-SAW-TA0277A Datasheet
476Kb / 5P
   SAW Filter 433.92MHz SMD3.8X3.8mm
TA0306A TAI-SAW-TA0306A Datasheet
479Kb / 5P
   SAW Filter 434.260MHz SMD3.8X3.8mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com