Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0116A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0116A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0116A
Pobierz  TC0116A Pobierz

Rozmiar pliku   297.41 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 418 MHz

TC0116A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0116A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0116A
Pobierz  TC0116A Click to download

Rozmiar pliku   297.41 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 418 MHz

TC0116A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0116A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0116A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0116A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TC0116A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0117A GOLLEDGE-TC0117A Datasheet
78Kb / 4P
   418.0 MHz SAW Resonator
More results


Podobny opis - TC0116A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC418E2-A TAI-SAW-TC418E2-A Datasheet
199Kb / 3P
   SAW Resonator 418 MHz
TC0393A TAI-SAW-TC0393A Datasheet
380Kb / 6P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 3.8x3.8mm
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
TA1463A TAI-SAW-TA1463A Datasheet
497Kb / 7P
   SAW Filter 418 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
List of Unclassifed Man...
RC0426D55A110 ETC1-RC0426D55A110 Datasheet
265Kb / 2P
   426.550 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2119A RFM-RO2119A Datasheet
100Kb / 2P
   317.5 MHz SAW Resonator
RO2134A RFM-RO2134A Datasheet
98Kb / 2P
   372.5 MHz SAW Resonator
RO2165A RFM-RO2165A Datasheet
100Kb / 2P
   858.25 MHz SAW Resonator
RO2073C RFM-RO2073C Datasheet
95Kb / 2P
   315.0 MHz SAW Resonator
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com