Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0165A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0165A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0165A
Pobierz  TC0165A Pobierz

Rozmiar pliku   199.84 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 390.000 MHz F11

TC0165A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0165A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0165A
Pobierz  TC0165A Click to download

Rozmiar pliku   199.84 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 390.000 MHz F11

TC0165A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0165A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0165A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0165A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TC0165A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0160A TAI-SAW-TC0160A Datasheet
387Kb / 5P
   SAW Resonator 312 MHz
TC0163A TAI-SAW-TC0163A Datasheet
322Kb / 4P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0164A TAI-SAW-TC0164A Datasheet
338Kb / 4P
   TO39 390MHz One-Port Saw Resonator
TC0166A TAI-SAW-TC0166A Datasheet
125Kb / 4P
   One-Port SAW Resonator 315MHz F11
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0166A GOLLEDGE-TC0166A Datasheet
142Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 315.0MHz
More results


Podobny opis - TC0165A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0223A TAI-SAW-TC0223A Datasheet
216Kb / 3P
   SAW Resonator 315.15 MHz F11
TC433E1 TAI-SAW-TC433E1 Datasheet
210Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC433E1_A TAI-SAW-TC433E1_A Datasheet
205Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC0232A TAI-SAW-TC0232A Datasheet
209Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC0166A TAI-SAW-TC0166A Datasheet
125Kb / 4P
   One-Port SAW Resonator 315MHz F11
TA466E1 TAI-SAW-TA466E1 Datasheet
197Kb / 4P
   SAW Filter 466MHz F11
TA0396A TAI-SAW-TA0396A Datasheet
429Kb / 4P
   SAW Filter 413.9MHz F11
TA450E1 TAI-SAW-TA450E1 Datasheet
208Kb / 4P
   SAW Filter 450MHz F11
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
List of Unclassifed Man...
RC0426D55A110 ETC1-RC0426D55A110 Datasheet
265Kb / 2P
   426.550 MHz SAW Resonator
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com