Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0213A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0213A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TC0213A
Pobierz  TC0213A Pobierz

Rozmiar pliku   334.57 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 315.500 MHz SMD 5X5 mm

TC0213A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TC0213A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0213A
Pobierz  TC0213A Click to download

Rozmiar pliku   334.57 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Resonator 315.500 MHz SMD 5X5 mm

TC0213A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0213A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0213A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0213A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0213A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Podobny numer części - TC0213A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0215A TAI-SAW-TC0215A Datasheet
311Kb / 5P
   SAW Resonator 403.550 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0215A GOLLEDGE-TC0215A Datasheet
90Kb / 4P
   SAW Resonator 403.550MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0217A TAI-SAW-TC0217A Datasheet
337Kb / 4P
   SAW Resonator 433.920 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0217A GOLLEDGE-TC0217A Datasheet
209Kb / 4P
   SAW Resonator 433.920MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0219A TAI-SAW-TC0219A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 433.92 MHz SMD 3X3 mm
More results


Podobny opis - TC0213A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0250A TAI-SAW-TC0250A Datasheet
329Kb / 5P
   SAW Resonator 435.72 MHz SMD 5X5 mm
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
TC0504A TAI-SAW-TC0504A Datasheet
436Kb / 6P
   SAW Resonator 446 MHz SMD 5X5 mm
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0239A TAI-SAW-TC0239A Datasheet
326Kb / 4P
   SAW Resonator 392.85 MHz SMD 5X5 mm
TC0193A TAI-SAW-TC0193A Datasheet
355Kb / 4P
   SAW Resonator 868.300 MHz SMD 5X5 mm
TC0206A TAI-SAW-TC0206A Datasheet
356Kb / 4P
   SAW Resonator 433.42 MHz SMD 5X5 mm
TD0106A TAI-SAW-TD0106A Datasheet
345Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0243A TAI-SAW-TC0243A Datasheet
316Kb / 5P
   SAW Resonator 403.966 MHz SMD 5X5 mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com