Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74300-2153 Arkusz danych (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
74300-2153 Datasheet (PDF) |
Pobierz Arkusz danych |
Numer części | 74300-2153 |
Pobierz | 74300-2153 Click to download |
Rozmiar pliku | 148.34 Kbytes |
Page | 3 Pages |
Producent | MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.] |
Strona internetowa | http://www.molex.com |
Logo | |
Szczegółowy opis | 2.00mm (.079") Pitch HDM짰 Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, SignalModule, with Guide, 72 Circuits, Mounted Height 13.00mm (.512"), Press-Fit Pin Length |
74300-2153 Arkusz danych (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Podobny numer części - 74300-2153 |
|
O Molex Electronics Ltd. |
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |