Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74061-1014 Arkusz danych (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
74061-1014 Datasheet (PDF) |
Pobierz Arkusz danych |
Numer części | 74061-1014 |
Pobierz | 74061-1014 Click to download |
Rozmiar pliku | 520.87 Kbytes |
Page | 4 Pages |
Producent | MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.] |
Strona internetowa | http://www.molex.com |
Logo | |
Szczegółowy opis | 2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8-Row,Guide Pin Signal Module, Pin End Version, 80 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203") |
74061-1014 Arkusz danych (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Podobny numer części - 74061-1014 |
|
O Molex Electronics Ltd. |
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |