Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N5615 Arkusz danych (PDF) - Sensitron

1N5615 Datasheet PDF - Sensitron
Numer części 1N5615
Pobierz  1N5615 Pobierz

Rozmiar pliku   47.54 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SENSITRON [Sensitron]
Strona internetowa  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron
Szczegółowy opis Fast Recovery Rectifier

1N5615 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N5615 Datasheet PDF - Sensitron

Numer części 1N5615
Pobierz  1N5615 Click to download

Rozmiar pliku   47.54 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SENSITRON [Sensitron]
Strona internetowa  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron
Szczegółowy opis Fast Recovery Rectifier

1N5615 Arkusz danych (HTML) - Sensitron

1N5615 Datasheet HTML 1Page - Sensitron 1N5615 Datasheet HTML 2Page - Sensitron 1N5615 Datasheet HTML 3Page - Sensitron

1N5615 Szczegóły Produktu

Fast Recovery Rectifier

• Hermetic, non-cavity glass package
• Metallurgically bonded
• Operating and Storage Temperature: -65°C to +175°C




Podobny numer części - 1N5615

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
General Semiconductor
1N5615 GE-1N5615 Datasheet
52Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N5615 MICROSEMI-1N5615 Datasheet
51Kb / 2P
   MILITARY RECTIFIERS
1N5615 MICROSEMI-1N5615 Datasheet
181Kb / 3P
   VOIDLESS-HERMETICALLY SEALED FAST RECOVERY GLASS RECTIFIERS
logo
Semtech Corporation
1N5615 SEMTECH-1N5615 Datasheet
190Kb / 4P
   RECTIFIER, up to 1kV, 2A, 150-500ns
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5615 NJSEMI-1N5615 Datasheet
104Kb / 1P
   RECTIFIERS Fast Recovery, 1 Amp
More results


Podobny opis - 1N5615

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotech Company.
FR301 DIOTECH-FR301 Datasheet
679Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1F1 PFS-1F1 Datasheet
161Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP15A EIC-RGP15A Datasheet
115Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N3879 MICROSEMI-1N3879_07 Datasheet
119Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
1N3890A MICROSEMI-1N3890A_07 Datasheet
121Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
TRANSYS Electronics Lim...
16FL5S02 TEL-16FL5S02 Datasheet
170Kb / 1P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
FR101 BILIN-FR101 Datasheet
65Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
RGP10A BILIN-RGP10A Datasheet
63Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PG101 BILIN-PG101 Datasheet
62Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PR1001 BILIN-PR1001 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
3JH45 BILIN-3JH45 Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com