Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FZT948 Arkusz danych (PDF) - Diodes Incorporated

FZT948 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
Numer części FZT948
Pobierz  FZT948 Pobierz

Rozmiar pliku   227.28 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  DIODES [Diodes Incorporated]
Strona internetowa  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Szczegółowy opis SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT

FZT948 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FZT948 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

Numer części FZT948
Pobierz  FZT948 Click to download

Rozmiar pliku   227.28 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  DIODES [Diodes Incorporated]
Strona internetowa  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Szczegółowy opis SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT

FZT948 Arkusz danych (HTML) - Diodes Incorporated

FZT948 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated FZT948 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

FZT948 Szczegóły Produktu

Features
• BVCEO > -20V
• IC = -6A High Continuous Collector Current
• ICM = -20A Peak Pulse Current
• Low Saturation Voltage VCE(SAT)
• hFE Specified up to -20A for a High Gain Hold-up
• Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability




Podobny numer części - FZT948

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zetex Semiconductors
FZT948 ZETEX-FZT948 Datasheet
216Kb / 5P
   PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FZT948 DIODES-FZT948 Datasheet
227Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
FZT948 DIODES-FZT948 Datasheet
568Kb / 7P
   20V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR
FZT9489 DIODES-FZT9489 Datasheet
606Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT9489 DIODES-FZT9489_15 Datasheet
606Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
More results


Podobny opis - FZT948

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diodes Incorporated
FZT955 DIODES-FZT955 Datasheet
235Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT951 DIODES-FZT951 Datasheet
110Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT957 DIODES-FZT957 Datasheet
114Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT968 DIODES-FZT968 Datasheet
109Kb / 2P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT
FZT949TA DIODES-FZT949TA Datasheet
227Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
FZT957TA ETC-FZT957TA Datasheet
114Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FZT955TA DIODES-FZT955TA Datasheet
235Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FZT951 ZETEX-FZT951 Datasheet
124Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
FZT951TA DIODES-FZT951TA Datasheet
110Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FZT955 ZETEX-FZT955_05 Datasheet
228Kb / 5P
   SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTORS
More results




O Diodes Incorporated


Diodes Incorporated to spółka giełdowa, która projektuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę półprzewodników dyskretnych, analogowych i mieszanych i kompletnych rozwiązań energetycznych.
Firma została założona w 1964 roku i ma siedzibę w Plano w Teksasie.
Działa globalnie z centrami sprzedaży, wsparcia i projektowania w Ameryce Północnej, Europie i Azji.
Diody Incorporated obsługują różne branże, w tym motoryzację, komunikację, komputer, konsumencki i przemysłowy.
Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym między innymi diody, prostowniki, tranzystory, regulatory napięcia, MOSFET, sterowniki LED i urządzenia ochronne.
Misją firmy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi klienta.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Diodes Incorporated jest zaangażowany w bycie wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania energią.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com