Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLP-3131C-81 Arkusz danych (PDF) - Sanyo Semicon Device

SLP-3131C-81 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
Numer części SLP-3131C-81
Pobierz  SLP-3131C-81 Pobierz

Rozmiar pliku   23.82 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Szczegółowy opis 첩5mm yellow-green contact type LED lamp

SLP-3131C-81 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SLP-3131C-81 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

Numer części SLP-3131C-81
Pobierz  SLP-3131C-81 Click to download

Rozmiar pliku   23.82 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Szczegółowy opis 첩5mm yellow-green contact type LED lamp

SLP-3131C-81 Arkusz danych (HTML) - Sanyo Semicon Device

SLP-3131C-81 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SLP-3131C-81 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SLP-3131C-81 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SLP-3131C-81 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device

SLP-3131C-81 Szczegóły Produktu

Features
• GaP yellow green LED
• 5.0mmø, round top type lamp
• Clear green resin package type
• The insertion which made it stick to PCB is possible
• High luminous intensity, high reliability and long life
• Application : for the general public welfare




Podobny numer części - SLP-3131C-81

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SLP-3130C-81 SANYO-SLP-3130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yelloe-green contact type LED lamp
SLP-3132C-81 SANYO-SLP-3132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
More results


Podobny opis - SLP-3131C-81

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SLP-3132C-81 SANYO-SLP-3132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
SLP-4130C-81 SANYO-SLP-4130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow contact type LED lamp
SLP-4131C-81 SANYO-SLP-4131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow contact type LED lamp
SLP-3130C-81 SANYO-SLP-3130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yelloe-green contact type LED lamp
SLP-9131C-81 SANYO-SLP-9131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-9132C-81 SANYO-SLP-9132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-9130C-81 SANYO-SLP-9130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-4118B-51 SANYO-SLP-4118B-51 Datasheet
24Kb / 4P
   첩3.1mm yellow contact type LED lamp
SLP-3117E-51 SANYO-SLP-3117E-51 Datasheet
25Kb / 4P
   첩3.1mm yellow-green contact type LED lamp (U-cut version)
logo
Micro Electronics
MGB2310TK-X MICRO-ELECTRONICS-MGB2310TK-X Datasheet
46Kb / 1P
   5MM OVAL TYPE HIGH BRIGHTNESS YELLOW GREEN LED LAMP
More results




O Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation lub Sanyo Semicon Device, była spółką zależną Sanyo Electric Co., Ltd., japońskiej firmy elektronicznej. Urządzenie Sanyo Semicon było producentem urządzeń półprzewodnikowych, w tym diod, tranzystorów i innych komponentów do elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej i przemysłowej. Firma została założona w 1970 roku i miała siedzibę w Osace w Japonii.

Urządzenie Sanyo Semicon było znane z wysokiej jakości produktów i zaangażowania w zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Firma koncentrowała się na badaniach i rozwoju i była zaangażowana w rozwój nowych technologii i produktów dla przemysłu półprzewodnikowego. Produkty Sanyo Semicon Device były szeroko stosowane w różnych aplikacjach i pomogły wesprzeć rozwój branży elektronicznej.

W 2010 r. Sanyo Electric został przejęty przez Panasonic Corporation, wiodącą globalną firmę elektroniczną. W rezultacie urządzenie Sanyo Semicon stało się spółką zależną Panasonic i zostało zintegrowane z działalnością półprzewodników. Przejęcie pozwoliło Panasonicowi rozszerzyć portfel produktów i ofertę na rynku półprzewodnikowym i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com