Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MJE703T Arkusz danych (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE703T Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
Numer części MJE703T
Pobierz  MJE703T Pobierz

Rozmiar pliku   250.78 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Szczegółowy opis isc Silicon PNP Darlington Power Transistor

MJE703T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MJE703T Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

Numer części MJE703T
Pobierz  MJE703T Click to download

Rozmiar pliku   250.78 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Szczegółowy opis isc Silicon PNP Darlington Power Transistor

MJE703T Arkusz danych (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE703T Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited MJE703T Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE703T Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
• Collector–Emitter Breakdown Voltage— : V(BR)CEO =-80 V
• DC Current Gain— : hFE = 750(Min) @ IC=-2A
• Complement to Type MJE803T

APPLICATIONS
• Designed for general-purpose amplifier and low-speed switching applications




Podobny numer części - MJE703T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
MJE703T MOSPEC-MJE703T Datasheet
194Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(4.0A,60-80V,40W)
More results


Podobny opis - MJE703T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2N6041 ISC-2N6041 Datasheet
151Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1100 ISC-2SB1100 Datasheet
154Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BDX6A ISC-BDX6A Datasheet
190Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SA1046 ISC-2SA1046 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB786 ISC-2SB786 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJH11017 ISC-MJH11017 Datasheet
136Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BD646F ISC-BD646F Datasheet
279Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1253 ISC-2SB1253_16 Datasheet
189Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1431 ISC-2SB1431 Datasheet
263Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1079 ISC-2SB1079 Datasheet
103Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJ11015 ISC-MJ11015 Datasheet
53Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results




O Inchange Semiconductor Company Limited


Cockange Semiconductor Company Limited to chińska spółka półprzewodników, która została założona w 1997 roku.

Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym dyskretne i analogowe urządzenia energetyczne oraz diody dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.

Cockange jest znany z koncentracji na jakości i niezawodności, a jego produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.

Firma prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców urządzeń i diod w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com