Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TDSL5160 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

TDSL5160 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części TDSL5160
Pobierz  TDSL5160 Pobierz

Rozmiar pliku   144.06 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Low Current 13 mm Seven-Segment Display

TDSL5160 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TDSL5160 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części TDSL5160
Pobierz  TDSL5160 Click to download

Rozmiar pliku   144.06 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Low Current 13 mm Seven-Segment Display

TDSL5160 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

TDSL5160 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix



Podobny numer części - TDSL5160

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
76Kb / 7P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
108Kb / 6P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
141Kb / 9P
   Low Current 13 mm 7-Segment Display DESCRIPTION The
01-Jan-2022
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
141Kb / 9P
   Low Current 13 mm 7-Segment Display
01-Jan-2023
More results


Podobny opis - TDSL5160

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
TDSL5150 VISHAY-TDSL5150 Datasheet
76Kb / 7P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL51.0 VISHAY-TDSL51.0 Datasheet
108Kb / 6P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSR515 VISHAY-TDSR515 Datasheet
120Kb / 10P
   13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
logo
TEMIC Semiconductors
TDSR515 TEMIC-TDSR515 Datasheet
129Kb / 9P
   13 mm Seven Segment Display
logo
Vishay Siliconix
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150 Datasheet
74Kb / 6P
   Low Current 10 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150 Datasheet
169Kb / 6P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_10 Datasheet
155Kb / 9P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.5, 25-Jan-10
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150_10 Datasheet
145Kb / 9P
   Low Current 10 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 22-Jan-10
TDSR135 VISHAY-TDSR135 Datasheet
97Kb / 5P
   High Intensity 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSL5150 VISHAY-TDSL5150_V01 Datasheet
141Kb / 9P
   Low Current 13 mm 7-Segment Display
01-Jan-2023
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com