Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RJU6054TDPP-EJ Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

RJU6054TDPP-EJ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części RJU6054TDPP-EJ
Pobierz  RJU6054TDPP-EJ Pobierz

Rozmiar pliku   86.59 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Single Diode Ultra Fast Recovery Diode

RJU6054TDPP-EJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
RJU6054TDPP-EJ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części RJU6054TDPP-EJ
Pobierz  RJU6054TDPP-EJ Click to download

Rozmiar pliku   86.59 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Single Diode Ultra Fast Recovery Diode

RJU6054TDPP-EJ Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp

RJU6054TDPP-EJ Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp RJU6054TDPP-EJ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp RJU6054TDPP-EJ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp RJU6054TDPP-EJ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp

RJU6054TDPP-EJ Szczegóły Produktu

Features
• Ultra fast reverse recovery time: trr = 25 ns typ. (at IF = 30 A, di/dt = 100 A/μs)
• Low forward voltage: VF = 2.5 V typ. (at IF = 30 A)
• Low reverse current: IR = 1 μA max. (at VR = 600 V)




Podobny numer części - RJU6054TDPP-EJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
RJU6054TDPP-EJ RENESAS-RJU6054TDPP-EJ Datasheet
78Kb / 4P
   600V - 30A - Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6054TDPP-EJT2 RENESAS-RJU6054TDPP-EJT2 Datasheet
78Kb / 4P
   600V - 30A - Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6054TDPP-EJ RENESAS-RJU6054TDPP-EJ_13 Datasheet
78Kb / 4P
   600V - 30A - Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6054TDPP-EJ RENESAS-RJU6054TDPP-EJ_15 Datasheet
78Kb / 4P
   600V - 30A - Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
More results


Podobny opis - RJU6054TDPP-EJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
RJU4351TDPP-EJ RENESAS-RJU4351TDPP-EJ Datasheet
62Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6052TDPP-EJ RENESAS-RJU6052TDPP-EJ Datasheet
87Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6053TDPP-EJ RENESAS-RJU6053TDPP-EJ_15 Datasheet
87Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU4352TDPP-EJ RENESAS-RJU4352TDPP-EJ_15 Datasheet
62Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6052TDPP-EJ RENESAS-RJU6052TDPP-EJ_15 Datasheet
87Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU4352TDPP-EJ RENESAS-RJU4352TDPP-EJ Datasheet
62Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6053SDPE RENESAS-RJU6053SDPE Datasheet
81Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6052SDPE RENESAS-RJU6052SDPE_15 Datasheet
81Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6053SDPE RENESAS-RJU6053SDPE_15 Datasheet
81Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6052SDPD RENESAS-RJU6052SDPD Datasheet
80Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
RJU6054SDPE RENESAS-RJU6054SDPE Datasheet
81Kb / 4P
   Single Diode Ultra Fast Recovery Diode
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com