Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FGB20N60SF Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor |
FGB20N60SF Datasheet (PDF) |
Pobierz Arkusz danych |
Numer części | FGB20N60SF |
Pobierz | FGB20N60SF Click to download |
Rozmiar pliku | 387.73 Kbytes |
Page | 8 Pages |
Producent | FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor] |
Strona internetowa | http://www.fairchildsemi.com |
Logo | |
Szczegółowy opis | 600V, 20A Field Stop IGBT |
FGB20N60SF Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor |
FGB20N60SF Szczegóły Produktu |
|
Podobny numer części - FGB20N60SF |
|
Podobny opis - FGB20N60SF |
|
O Fairchild Semiconductor |
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |