Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB1316-H Arkusz danych (PDF) - KODENSHI_AUK CORP.

SB1316-H Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.
Numer części SB1316-H
Pobierz  SB1316-H Pobierz

Rozmiar pliku   191.42 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Strona internetowa  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Szczegółowy opis 1.6mm(L)횞0.8mm small size surface mount type

SB1316-H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SB1316-H Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.

Numer części SB1316-H
Pobierz  SB1316-H Click to download

Rozmiar pliku   191.42 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Strona internetowa  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Szczegółowy opis 1.6mm(L)횞0.8mm small size surface mount type

SB1316-H Arkusz danych (HTML) - KODENSHI_AUK CORP.

SB1316-H Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SB1316-H Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SB1316-H Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SB1316-H Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP.



Podobny numer części - SB1316-H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
SB1316 AUK-SB1316 Datasheet
79Kb / 3P
   Chip LED Lamp
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SB1316E-V KODENSHI-SB1316E-V Datasheet
195Kb / 4P
   Chip LED
More results


Podobny opis - SB1316-H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LUXPIA
LRH1030 LUXPIA-LRH1030 Datasheet
634Kb / 16P
   Small size surface mount type
LWM1030 LUXPIA-LWM1030 Datasheet
717Kb / 17P
   Small size surface mount type
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PL631-30 LEIDITECH-PL631-30 Datasheet
557Kb / 3P
   Surface mount, small size
PL631S LEIDITECH-PL631S Datasheet
496Kb / 3P
   Surface mount, small size
logo
LUXPIA
LWH1000 LUXPIA-LWH1000 Datasheet
212Kb / 15P
   1.6횞0.8횞0.4 mm(L횞W횞H) small size surface mount type
LBW1000 LUXPIA-LBW1000 Datasheet
197Kb / 14P
   1.6횞0.8횞0.4 mm(L횞W횞H) small size surface mount type
logo
Z-Communications, Inc
C-506BX ZCOMM-C-506BX Datasheet
290Kb / 2P
   Small Size Surface Mount Version
1991
logo
LUXPIA
LBH1000 LUXPIA-LBH1000 Datasheet
172Kb / 15P
   1.6횞0.8횞0.4 mm(L횞W횞H) small size surface mount type SMD
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SKSL ALPS-SKSL Datasheet
754Kb / 3P
   Side Push Half-mount Type with 1.6mm Height (Surface Mount Type)
logo
LUXPIA
LGH1000 LUXPIA-LGH1000 Datasheet
177Kb / 15P
   Colorless transparency 1.6횞0.8횞0.4 mm(L횞W횞H) small size surface mount type
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com