Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDC638P Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC638P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDC638P
Pobierz  FDC638P Pobierz

Rozmiar pliku   240.76 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

FDC638P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDC638P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDC638P
Pobierz  FDC638P Click to download

Rozmiar pliku   240.76 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

FDC638P Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC638P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FDC638P Szczegóły Produktu

General Description

This P -Channel 2.5V specified MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s advanced PowerTrench process that has been especially tailored to minimize the on-state resistance and yet maintain low gate charge for superior switching performance These devices are well suited for battery power applications: load switching and power management,

battery charging circuits, and DC/DC conversion.



Features

· –4.5 A, –20 V.RDS(ON) = 48 mW @ VGS = –4.5 V

                  RDS(ON) = 65 mW @ VGS = –2.5 V

· Low gate charge (10 nC typical)

· High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

· SuperSOT ™ –6 package: small footprint (72% smaller than standard SO-8; low profile (1mm thick)




Podobny numer części - FDC638P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC638P VBSEMI-FDC638P Datasheet
1,006Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
More results


Podobny opis - FDC638P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576 Datasheet
607Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
USB10P FAIRCHILD-USB10P Datasheet
279Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDR838P FAIRCHILD-FDR838P Datasheet
204Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDN336P FAIRCHILD-FDN336P Datasheet
64Kb / 5P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6375 FAIRCHILD-FDS6375 Datasheet
194Kb / 8P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6875 FAIRCHILD-FDS6875 Datasheet
194Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P Datasheet
35Kb / 4P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2552P FAIRCHILD-FDZ2552P Datasheet
52Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com