Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD6612A Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD6612A Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD6612A
Pobierz  FDD6612A Pobierz

Rozmiar pliku   226.16 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel, Logic Level, PowerTrench??MOSFET

FDD6612A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD6612A Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD6612A
Pobierz  FDD6612A Click to download

Rozmiar pliku   226.16 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel, Logic Level, PowerTrench??MOSFET

FDD6612A Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD6612A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6612A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6612A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6612A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6612A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6612A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

FDD6612A Szczegóły Produktu

General Description
This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for low gate charge, low RDS( ON) , fast switching speed and extremely low RDS(ON) in a small package.

Features
• 30 A, 30 V
   RDS(ON) = 20 mW @ VGS = 10 V
   RDS(ON) = 28 mW @ VGS = 4.5 V
• Low gate charge
• Fast Switching
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

Applications
• DC/DC converter
• Motor Drives




Podobny numer części - FDD6612A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6612A FAIRCHILD-FDD6612A Datasheet
122Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Podobny opis - FDD6612A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDT461N FAIRCHILD-FDT461N Datasheet
267Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDP6030BL FAIRCHILD-FDP6030BL Datasheet
401Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDP7045L FAIRCHILD-FDP7045L Datasheet
428Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDMS9409L_F085 ONSEMI-FDMS9409L_F085 Datasheet
604Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
October 2016 Rev. 1.0
FDD9411L_F085 ONSEMI-FDD9411L_F085 Datasheet
580Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
FDD9409L_F085 ONSEMI-FDD9409L_F085 Datasheet
608Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP7045L FAIRCHILD-FDP7045L_04 Datasheet
110Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB7045L KEXIN-KDB7045L Datasheet
58Kb / 2P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6035AL FAIRCHILD-FDD6035AL Datasheet
119Kb / 6P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
FDD6680A FAIRCHILD-FDD6680A Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com