Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDT458P Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDT458P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDT458P
Pobierz  FDT458P Pobierz

Rozmiar pliku   99.75 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 30V P-Channel PowerTrench MOSFET

FDT458P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDT458P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDT458P
Pobierz  FDT458P Click to download

Rozmiar pliku   99.75 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 30V P-Channel PowerTrench MOSFET

FDT458P Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDT458P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDT458P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDT458P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDT458P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDT458P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDT458P Szczegóły Produktu

General Description
This P-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers, and battery chargers.
These MOSFETs feature faster switching and lower gate charge than other MOSFETs with comparable RDS(ON) specifications.

Features
• 3.4 A, –30 V. RDS(ON) = 130 mW @ VGS = 10 V
                        RDS(ON) = 200 mW @ VGS = 4.5 V
• Fast switching speed
• Low gate charge (2.5 nC typical)
• High performance trench technology for extremely
   low RDS(ON)
• High power and current handling capability in a
   widely used surface mount package

Applications
• Battery chargers
• Motor drives




Podobny numer części - FDT458P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDT457N FAIRCHILD-FDT457N Datasheet
94Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDT457N KEXIN-FDT457N Datasheet
176Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDT459N FAIRCHILD-FDT459N Datasheet
89Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Podobny opis - FDT458P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
SI6415DQ FAIRCHILD-SI6415DQ Datasheet
108Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
NDS9430 FAIRCHILD-NDS9430_02 Datasheet
139Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6675A FAIRCHILD-FDS6675A Datasheet
107Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS9400A FAIRCHILD-FDS9400A Datasheet
165Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
SI4435DY FAIRCHILD-SI4435DY Datasheet
93Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6685 FAIRCHILD-FDD6685 Datasheet
116Kb / 6P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
FDW256P FAIRCHILD-FDW256P Datasheet
67Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
NDS9430 FAIRCHILD-NDS9430 Datasheet
139Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
SI6435DQ FAIRCHILD-SI6435DQ Datasheet
110Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
FDW256P FAIRCHILD-FDW256P_08 Datasheet
216Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com