Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA12P20 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA12P20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQA12P20
Pobierz  FQA12P20 Pobierz

Rozmiar pliku   628.95 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 200V P-Channel MOSFET

FQA12P20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQA12P20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA12P20
Pobierz  FQA12P20 Click to download

Rozmiar pliku   628.95 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 200V P-Channel MOSFET

FQA12P20 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA12P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA12P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA12P20 Szczegóły Produktu

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters.
   
Features
• -12.6A, -200V, RDS(on) = 0.47Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 31 nC)
• Low Crss ( typical 30 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
   




Podobny numer części - FQA12P20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA12N60 FAIRCHILD-FQA12N60 Datasheet
535Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA12N60 ISC-FQA12N60 Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FQA12P20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com