Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA22P10 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA22P10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQA22P10
Pobierz  FQA22P10 Pobierz

Rozmiar pliku   637.22 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 100V P-Channel MOSFET

FQA22P10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQA22P10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA22P10
Pobierz  FQA22P10 Click to download

Rozmiar pliku   637.22 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 100V P-Channel MOSFET

FQA22P10 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA22P10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA22P10 Szczegóły Produktu

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifier, high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• -24A, -100V, RDS(on) = 0.125Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 40 nC)
• Low Crss ( typical 160 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Podobny numer części - FQA22P10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA22P10 ISC-FQA22P10 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FQA22P10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF12P10 FAIRCHILD-FQPF12P10 Datasheet
631Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQAF17P10 FAIRCHILD-FQAF17P10 Datasheet
667Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQD12P10TMF085 FAIRCHILD-FQD12P10TMF085 Datasheet
883Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
12P10 UTC-12P10 Datasheet
256Kb / 7P
   100V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQD5P10 KEXIN-KQD5P10 Datasheet
63Kb / 2P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM22P10 KERSEMI-KSM22P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10TM_F085 KERSEMI-KSMD8P10TM_F085 Datasheet
995Kb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5P10TM FAIRCHILD-FQB5P10TM Datasheet
680Kb / 9P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P10 KERSEMI-KSMD5P10 Datasheet
1Mb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10 KERSEMI-KSMD8P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA17P10 FAIRCHILD-FQA17P10 Datasheet
676Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com