Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA28N50F Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA28N50F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQA28N50F
Pobierz  FQA28N50F Pobierz

Rozmiar pliku   647.34 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V N-Channel MOSFET

FQA28N50F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQA28N50F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA28N50F
Pobierz  FQA28N50F Click to download

Rozmiar pliku   647.34 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 500V N-Channel MOSFET

FQA28N50F Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA28N50F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA28N50F Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies, where the body diode is used such as phase-shift ZVS, basic full-bridge topology.

Features
• 28.4A, 500V, RDS(on) = 0.16Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 110 nC)
• Low Crss ( typical 60 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• Fast recovery body diode ( max, 250ns )




Podobny numer części - FQA28N50F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA28N50F ISC-FQA28N50F Datasheet
275Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FQA28N50F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com