Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQAF6N80 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQAF6N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQAF6N80
Pobierz  FQAF6N80 Pobierz

Rozmiar pliku   661.2 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 800V N-Channel MOSFET

FQAF6N80 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQAF6N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQAF6N80
Pobierz  FQAF6N80 Click to download

Rozmiar pliku   661.2 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 800V N-Channel MOSFET

FQAF6N80 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQAF6N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQAF6N80 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 4.4A, 800V, RDS(on) = 1.95Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 31 nC)
• Low Crss ( typical 14 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - FQAF6N80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF6N80 ISC-FQAF6N80 Datasheet
329Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FQAF6N80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com