Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD13N06L Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD13N06L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD13N06L
Pobierz  FQD13N06L Pobierz

Rozmiar pliku   653.59 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 60V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD13N06L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD13N06L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD13N06L
Pobierz  FQD13N06L Click to download

Rozmiar pliku   653.59 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 60V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD13N06L Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD13N06L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06L Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD13N06L Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.

Features
• 11A, 60V, RDS(on) = 0.115Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 4.8 nC)
• Low Crss ( typical 17 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating
• RoHS Compliant




Podobny numer części - FQD13N06L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FQD13N06L UMW-FQD13N06L Datasheet
787Kb / 6P
   60V N -Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06LTM FAIRCHILD-FQD13N06LTM Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
logo
Guangdong Youtai Semico...
FQD13N06LTM UMW-FQD13N06LTM Datasheet
787Kb / 6P
   60V N -Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQD13N06L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB20N06L FAIRCHILD-FQB20N06L Datasheet
680Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP20N06L FAIRCHILD-FQP20N06L Datasheet
673Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP50N06L FAIRCHILD-FQP50N06L Datasheet
647Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF20N06L FAIRCHILD-FQPF20N06L Datasheet
661Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU20N06L KERSEMI-KSMU20N06L Datasheet
1Mb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP30N06L FAIRCHILD-FQP30N06L Datasheet
623Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF50N06L FAIRCHILD-FQPF50N06L Datasheet
664Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU20N06L FAIRCHILD-FQU20N06L_09 Datasheet
860Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM50N06L KERSEMI-KSM50N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM30N06L KERSEMI-KSM30N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com