Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD24N08 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD24N08 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD24N08
Pobierz  FQD24N08 Pobierz

Rozmiar pliku   707.6 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 80V N-Channel MOSFET

FQD24N08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD24N08 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD24N08
Pobierz  FQD24N08 Click to download

Rozmiar pliku   707.6 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 80V N-Channel MOSFET

FQD24N08 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD24N08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD24N08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD24N08 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, high efficiency switching for DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 19.6A, 80V, RDS(on) = 0.06Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 19 nC)
• Low Crss ( typical 50 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS Compliant




Podobny numer części - FQD24N08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD24N08 FAIRCHILD-FQD24N08 Datasheet
730Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD24N08 ISC-FQD24N08 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD24N08TM FAIRCHILD-FQD24N08TM Datasheet
730Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQD24N08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bruckewell Technology L...
MS90N08 BWTECH-MS90N08 Datasheet
913Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB284L AOSMD-AOB284L Datasheet
249Kb / 5P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2810 AOSMD-AOD2810 Datasheet
294Kb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2816 AOSMD-AOD2816 Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD9N08 FAIRCHILD-FQD9N08 Datasheet
536Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQAF70N08 FAIRCHILD-FQAF70N08 Datasheet
662Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQB24N08 FAIRCHILD-FQB24N08 Datasheet
719Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQP24N08 FAIRCHILD-FQP24N08 Datasheet
711Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP44N08 FAIRCHILD-FQP44N08 Datasheet
668Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP70N08 FAIRCHILD-FQP70N08 Datasheet
667Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com