Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD2N80 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD2N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD2N80
Pobierz  FQD2N80 Pobierz

Rozmiar pliku   639.0 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 800V N-Channel MOSFET

FQD2N80 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD2N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD2N80
Pobierz  FQD2N80 Click to download

Rozmiar pliku   639.0 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 800V N-Channel MOSFET

FQD2N80 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD2N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2N80 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD2N80 Szczegóły Produktu

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor®’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 1.8 A, 800 V, RDS(on) = 6.3 Ω (Max.) @ VGS = 10 V, ID = 0.9 A
• Low Gate Charge (Typ. 12 nC)
• Low Crss (Typ. 5.5 pF)
• 100% Avalanche Tested
• RoHS Compliant




Podobny numer części - FQD2N80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N80 FAIRCHILD-FQD2N80 Datasheet
731Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD2N80 ISC-FQD2N80 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
FQD2N80D ISC-FQD2N80D Datasheet
336Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
FQD2N80I ISC-FQD2N80I Datasheet
348Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N80TM FAIRCHILD-FQD2N80TM Datasheet
731Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Podobny opis - FQD2N80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com