Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD2P25 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD2P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD2P25
Pobierz  FQD2P25 Pobierz

Rozmiar pliku   535.07 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 250V P-Channel MOSFET

FQD2P25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD2P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD2P25
Pobierz  FQD2P25 Click to download

Rozmiar pliku   535.07 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 250V P-Channel MOSFET

FQD2P25 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD2P25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2P25 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD2P25 Szczegóły Produktu

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters.

Features
• -2.0A, -250V, RDS(on) = 4.0Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 6.5 nC)
• Low Crss ( typical 6.5 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - FQD2P25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40 Datasheet
715Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40 Datasheet
702Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -400 V, -1.56 A, 6.5
FQD2P40TM FAIRCHILD-FQD2P40TM Datasheet
702Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -400 V, -1.56 A, 6.5
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40_08 Datasheet
646Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQD2P25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6P25 FAIRCHILD-FQPF6P25 Datasheet
534Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP2P25 FAIRCHILD-FQP2P25 Datasheet
549Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP4P25 FAIRCHILD-FQP4P25 Datasheet
568Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2P25 KERSEMI-KSMD2P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
KSMD4P25 KERSEMI-KSMD4P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25TM FAIRCHILD-FQD6P25TM Datasheet
640Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF4P25 FAIRCHILD-FQPF4P25 Datasheet
573Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQB9P25 FAIRCHILD-FQB9P25 Datasheet
573Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com