Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD7N10 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD7N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQD7N10
Pobierz  FQD7N10 Pobierz

Rozmiar pliku   544.88 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 100V N-Channel MOSFET

FQD7N10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQD7N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD7N10
Pobierz  FQD7N10 Click to download

Rozmiar pliku   544.88 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 100V N-Channel MOSFET

FQD7N10 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD7N10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7N10 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD7N10 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifiers, high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 5.8A, 100V, RDS(on) = 0.35Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 5.8 nC)
• Low Crss ( typical 10 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS Compliant




Podobny numer części - FQD7N10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N10 FAIRCHILD-FQD7N10 Datasheet
595Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD7N10 ISC-FQD7N10 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Guangdong Youtai Semico...
FQD7N10 UMW-FQD7N10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N10L FAIRCHILD-FQD7N10L Datasheet
549Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD7N10L FAIRCHILD-FQD7N10L Datasheet
539Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
More results


Podobny opis - FQD7N10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com