Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP6N70 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP6N70 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQP6N70
Pobierz  FQP6N70 Pobierz

Rozmiar pliku   763.25 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 700V N-Channel MOSFET

FQP6N70 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQP6N70 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP6N70
Pobierz  FQP6N70 Click to download

Rozmiar pliku   763.25 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 700V N-Channel MOSFET

FQP6N70 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP6N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP6N70 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are product using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advance technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 6.2A, 700V, RDS(on) = 1.5Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 30 nC)
• Low Crss ( typical 15 pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - FQP6N70

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N15 FAIRCHILD-FQP6N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N15 ISC-FQP6N15 Datasheet
295Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N25 FAIRCHILD-FQP6N25 Datasheet
722Kb / 8P
   250V n-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N25 ISC-FQP6N25 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N40 FAIRCHILD-FQP6N40 Datasheet
736Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQP6N70

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF15N70 FAIRCHILD-FQAF15N70 Datasheet
756Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com