Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF3N60 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF3N60 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQPF3N60
Pobierz  FQPF3N60 Pobierz

Rozmiar pliku   557.13 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 600V N-Channel MOSFET

FQPF3N60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQPF3N60 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF3N60
Pobierz  FQPF3N60 Click to download

Rozmiar pliku   557.13 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 600V N-Channel MOSFET

FQPF3N60 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF3N60 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF3N60 Szczegóły Produktu

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.



Features

• 2.0A, 600V, RDS(on)= 3.6Ω@VGS= 10 V

• Low gate charge ( typical 10 nC)

• Low Crss ( typical 5.5 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - FQPF3N60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQPF3N60 KERSEMI-FQPF3N60 Datasheet
737Kb / 7P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQPF3N60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com